công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX85C2V7AF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện BZX85C2V7AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

BZX85C2V7AF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  BZX85C2V7AF Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD BZX85C2V7AF Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2 of 2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at = 25°C ambient temperature unless otherwise specified
Nominal Zener
Maximum Zener
Maximum Reverse
Maximum DC
TYPE
Voltage
Impedance
Leakage Current
Zener Current
VZ @ IZT
IZT
ZZT @ IZT
ZZK @ IZK
IZK
IR @ VR
IZM
(V)
(mA)
(
Ω)
(
Ω)
(mA)
(
µA)
(V)
(mA)
2.4
80
20
400
1.0
150
1.0
410
2.7
80
20
400
1.0
150
1.0
370
3.0
80
20
400
1.0
100
1.0
340
3.3
80
20
400
1.0
40
1.0
320
3.6
70
20
500
1.0
20
1.0
290
3.9
60
15
500
1.0
10
1.0
280
4.3
50
13
500
1.0
3.0
1.0
250
4.7
45
13
500
1.0
3.0
1.0
215
5.1
45
10
500
1.0
1.0
1.5
200
5.6
45
7.0
400
1.0
1.0
2.0
190
6.2
35
4.0
300
1.0
1.0
3.0
170
6.8
35
3.5
300
1.0
50
4.0
155
7.5
35
3.0
200
0.5
50
4.5
140
8.2
25
5.0
200
0.5
50
6.2
130
9.1
25
5.0
200
0.5
50
6.8
120
10
25
7.0
200
0.5
50
7.5
105
11
20
8.0
300
0.5
50
8.2
97
12
20
9.0
350
0.5
0.5
9.1
88
13
20
10
400
0.5
0.5
10
79
15
15
15
500
0.5
0.5
11
71
16
15
15
500
0.5
0.5
12
66
18
15
20
500
0.5
0.5
13
62
20
10
24
600
0.5
0.5
15
56
22
10
25
600
0.5
0.5
16
52
24
10
25
600
0.5
0.5
18
47
27
8.0
30
750
0.25
0.5
20
41
30
8.0
30
1000
0.25
0.5
22
36
33
8.0
35
1000
0.25
0.5
24
33
36
8.0
40
1000
0.25
0.5
27
30
39
6.0
50
1000
0.25
0.5
30
28
43
6.0
50
1000
0.25
0.5
33
26
47
4.0
90
1500
0.25
0.5
36
23
51
4.0
115
1500
0.25
0.5
39
21
56
4.0
120
2000
0.25
0.5
43
19
62
4.0
125
2000
0.25
0.5
47
16
68
4.0
130
2000
0.25
0.5
51
15
75
4.0
135
2000
0.25
0.5
56
14
82
2.7
200
3000
0.25
0.5
62
12
91
2.7
250
3000
0.25
0.5
68
10
100
2.7
350
3000
0.25
0.5
75
9.4
110
2.7
450
4000
0.25
0.5
82
8.6
120
2.0
550
4500
0.25
0.5
91
7.8
130
2.0
700
5000
0.25
0.5
100
7.0
150
2.0
1000
6000
0.25
0.5
110
6.4
160
1.5
1100
6500
0.25
0.5
120
5.8
180
1.5
1200
7000
0.25
0.5
130
5.2
200
1.5
1500
8000
0.25
0.5
150
4.7
Note :
(1) The type number listed have a standard tolerance on the nominal zener voltage of
± 5.0%.
(2) " BZX " will be omitted in marking on the diode
www.sunmate.tw
BZX85C2V4AF
BZX85C2V7AF
BZX85C3V0AF
BZX85C3V3AF
BZX85C3V6AF
BZX85C3V9AF
BZX85C4V3AF
BZX85C4V7AF
BZX85C5V1AF
BZX85C5V6AF
BZX85C6V2AF
BZX85C6V8AF
BZX85C7V5AF
BZX85C8V2AF
BZX85C9V1AF
BZX85C10AF
BZX85C11AF
BZX85C12AF
BZX85C13AF
BZX85C15AF
BZX85C16AF
BZX85C18AF
BZX85C20AF
BZX85C22AF
BZX85C24AF
BZX85C27AF
BZX85C30AF
BZX85C33AF
BZX85C36AF
BZX85C39AF
BZX85C43AF
BZX85C47AF
BZX85C51AF
BZX85C56AF
BZX85C62AF
BZX85C68AF
BZX85C75AF
BZX85C82AF
BZX85C91AF
BZX85C100AF
BZX85C110AF
BZX85C120AF
BZX85C130AF
BZX85C150AF
BZX85C160AF
BZX85C180AF
BZX85C200AF



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com