công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FPC06074 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Dielectric Laboratories, Inc.

tên linh kiện FPC06074
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 to 12GHz 10dB Directional Coupler
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DILABS [Dielectric Laboratories, Inc.]
Trang chủ  http://www.dilabs.com/
Logo DILABS - Dielectric Laboratories, Inc.

FPC06074 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Dielectric Laboratories, Inc.

  FPC06074 Datasheet HTML 1Page - Dielectric Laboratories, Inc. FPC06074 Datasheet HTML 2Page - Dielectric Laboratories, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
 
 
DESCRIPTION
DLI introduces its new high frequency surface
mountable catalog direction couplers. These
couplers incorporate DLI’s high dielectric
ceramic materials which provide small size
and minimal performance variation over
temperature. The components are well
matched for monitoring incident and reflected
power.
FEATURES
 Small Size
 Frequency Stable over Temperature
 Solder Surface Mountable
 Excellent Repeatability
 Operating Temp: -55˚C to +125˚C
 Characteristic Impedance: 50Ω
SPECIFICATIONS*
*Typical measured performance mounted on RO4350B test board at 25°C.
8 to 12GHz 10dB Directional Coupler
FPC06074
Typical Measured Performance
Parameter
Frequency
(GHz)
Min
Max
Passband Insertion Loss*
(dB)
 
0.5 
Min Passband Return Loss
(dB)
14  
Coupling (dB)
10 
12 
Directivity (dB)
15  
Size (LxWxH)
0.120 x .080 x .015 in 
3.048 x 2.032 x .381mm  
8 ‐ 12  
www.knowlescapacitors.com
www.dilabs.com
2777 Route 20 East, Cazenovia, NY 13035| Ph: (315)655‐8710 | KCCSales@knowles.com 
May 2015 
*Electrical specifications based on typical mounted performance at room
temperature. Insertion loss shall vary ±0.5dB over temperature.


Số phần tương tự - FPC06074

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Knowles Electronics
FPC06074 KNOWLES-FPC06074 Datasheet
300Kb / 2P
8 to 12GHz 10dB Directional Coupler
logo
Knowles Capacitors All ...
FPC06074 JOHANSONMANUFACTURING-FPC06074 Datasheet
1Mb / 5P
8 to 12GHz 10 dB Directional Coupler
June 2024
FPC06074-T JOHANSONMANUFACTURING-FPC06074-T Datasheet
1Mb / 5P
8 to 12GHz 10 dB Directional Coupler
June 2024
More results

Mô tả tương tự - FPC06074

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dielectric Laboratories...
FPC06073 DILABS-FPC06073 Datasheet
351Kb / 2P
4 to 8GHz 10dB Directional Coupler
FPC06077 DILABS-FPC06077 Datasheet
346Kb / 2P
8 to 12GHz 25dB Directional Coupler
logo
Knowles Electronics
FPC06074 KNOWLES-FPC06074 Datasheet
300Kb / 2P
8 to 12GHz 10dB Directional Coupler
FPC06075 KNOWLES-FPC06075 Datasheet
345Kb / 2P
12 to 18GHz 10dB Directional Coupler
FPC06077 KNOWLES-FPC06077 Datasheet
346Kb / 2P
8 to 12GHz 25dB Directional Coupler
FPC06149 KNOWLES-FPC06149 Datasheet
317Kb / 2P
4 to 8GHz 10dB Directional Coupler
FPC06150 KNOWLES-FPC06150 Datasheet
304Kb / 2P
8 to 12GHz 10dB Directional Coupler
FPC06151 KNOWLES-FPC06151 Datasheet
291Kb / 2P
12 to 18GHz 10dB Directional Coupler
FPC06153 KNOWLES-FPC06153 Datasheet
297Kb / 2P
8 to 12GHz 20dB Directional Coupler
FPC06302 KNOWLES-FPC06302 Datasheet
304Kb / 2P
8 to 12GHz 20dB Directional Coupler
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com