công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM3000E/2K bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện PCM3000E/2K
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-ENDED ANALOG INPUT/OUTPUT
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

PCM3000E/2K bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button PCM3000E/2K Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments PCM3000E/2K Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments PCM3000E/2K Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments PCM3000E/2K Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments PCM3000E/2K Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments PCM3000E/2K Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments PCM3000E/2K Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments PCM3000E/2K Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments PCM3000E/2K Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 40 page
background image
www.ti.com
−12
−10
−8
−6
−4
−2
0
f − Frequency − Hz
5k
G021
0
25k
10k
15k
20k
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
f − Frequency − Hz
4999.8375
G022
0
19999.35
9999.675
14999.5125
−12
−10
−8
−6
−4
−2
0
f − Frequency − Hz
5k
G023
0
25k
10k
15k
20k
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
f − Frequency − Hz
5442
G024
0
21768
10884
16326
PCM3000
PCM3001
SBAS055A – OCTOBER 2000 – REVISED OCTOBER 2004
TYPICAL PERFORMANCE CURVES OF INTERNAL FILTERS (DACs) (continued)
All specifications at T
A = 25°C, VCC = VDD = 5 V, and SYSCLK = 384 fS, unless otherwise noted
DE-EMPHASIS FREQUENCY RESPONSE (44.1 kHz)
DE-EMPHASIS ERROR (44.1 kHz)
DE-EMPHASIS FREQUENCY RESPONSE (48 kHz)
DE-EMPHASIS ERROR (48 kHz)
14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com