công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDR10D48MNNP-100NC bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện CDR10D48MNNP-100NC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Power Inductor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDR10D48MNNP-100NC bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sumida Corporation

  CDR10D48MNNP-100NC Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDR10D48MNNP-100NC Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CDR10D48MNNP-100NC Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation CDR10D48MNNP-100NC Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation CDR10D48MNNP-100NC Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Page 5 of 5
Revised: 19-Dec-13
SMD
SMD
SMD
SMD Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
CDR10D48MN
Solder Reflow Condition
170
±10 ℃,60~120s
40s
230
℃
245℃ PEAK
Heat Endurance
Temperature Chart
300
60
120
180
240
0
0
100
150
200
250
300
50
10
T (℃)
T (s)
60
260℃
230℃
0
100
150
200
250
300
50
T (℃)
300
120
180
240
0
T (s)
60
Neumarkt
Obernzell
Chicago
Tel.+49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
infocomp@eu.sumida.com
Tel.+49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@eu.sumida.com
Tel.+1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com
Taipei
Shenzhen
Shanghai
Hong Kong
Tel.+1-408-321-9660
FAX.+1-408-321-9308
sales@us.sumida.com
Tel.+65-6296-3388
FAX.+65-6841-4426
sales@sg.sumida.com
Tel.+82-2-6237-0777
FAX.+82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com
Tel.+81-48-691-7300
FAX.+81-48-691-7340
sales@jp.sumida.com
San Jose
Singapore
Seoul
Saitama(Japan)
Please refer to the sales offices on our website - http://www.sumida.com
Tel.+886-2-8751-2737
FAX.+886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com
Tel.+86-755-8291-0228
FAX.+86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com
Tel.+86-21-5836-3299
FAX.+86-21-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com
Tel.+852-2880-6781
FAX.+852-2565-9600
sales@hk.sumida.com



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com