công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC828APWLE bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC828APWLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-BIT BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74LVC828APWLE bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SN74LVC828APWLE Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74LVC828APWLE Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74LVC828APWLE Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC828APWLE Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC828APWLE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC828APWLE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC828APWLE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC828APWLE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC828APWLE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
www.ti.com
Recommended Operating Conditions
(1)
SN74LVC828A
10-BIT BUFFER/DRIVER
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCAS347H – MARCH 1994 – REVISED MARCH 2005
MIN
MAX
UNIT
Operating
1.65
3.6
VCC
Supply voltage
V
Data retention only
1.5
VCC = 1.65 V to 1.95 V
0.65
× V
CC
VIH
High-level input voltage
VCC = 2.3 V to 2.7 V
1.7
V
VCC = 2.7 V to 3.6 V
2
VCC = 1.65 V to 1.95 V
0.35
× V
CC
VIL
Low-level input voltage
VCC = 2.3 V to 2.7 V
0.7
V
VCC = 2.7 V to 3.6 V
0.8
VI
Input voltage
0
5.5
V
High or low state
0
VCC
VO
Output voltage
V
3-state
0
5.5
VCC = 1.65 V
–4
VCC = 2.3 V
–8
IOH
High-level output current
mA
VCC = 2.7 V
–12
VCC = 3 V
–24
VCC = 1.65 V
4
VCC = 2.3 V
8
IOL
Low-level output current
mA
VCC = 2.7 V
12
VCC = 3 V
24
∆t/∆v
Input transition rise or fall rate
10
ns/V
TA
Operating free-air temperature
–40
85
°C
(1)
All unused inputs of the device must be held at VCC or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report,
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004.
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com