công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC2G86DCUT bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC2G86DCUT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-Input Exclusive-OR Gate
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74LVC2G86DCUT bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC2G86DCUT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC2G86DCUT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC2G86DCUT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVC2G86DCUT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74LVC2G86DCUT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74LVC2G86DCUT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74LVC2G86DCUT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74LVC2G86DCUT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74LVC2G86DCUT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 17 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDS049B – MAY 1999 – REVISED OCTOBER 2002
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
DCT (R-PDSO-G8)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
0,60
0,20
0,25
0
° – 8°
0,15 NOM
Gage Plane
4188781/C 09/02
4,25
5
0,30
0,15
2,90
3,75
2,70
8
4
3,15
2,75
1
0,10
0,00
1,30 MAX
Seating Plane
0,10
M
0,13
0,65
PIN 1
INDEX AREA
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion
D. Falls within JEDEC MO-187 variation DA.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com