công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT1073DWG4 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ACT1073DWG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-BIT BUS-TERMINATION ARRAY WITH BUS-HOLD FUNCTION
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ACT1073DWG4 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ACT1073DWG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ACT1073DWG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ACT1073DWG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ACT1073DWG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ACT1073DWG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74ACT1073DWG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74ACT1073DWG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74ACT1073DWG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74ACT1073DWG4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 14 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
(9.3)
18X (1.27)
20X (0.6)
20X (2)
4220724/A 05/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0020A
SOIC
NOTES: (continued)
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
SYMM
SYMM
1
10
11
20
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:6X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com