công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP802LEN/TR bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Exar Corporation

tên linh kiện SP802LEN/TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Microprocessor Supervisory
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

SP802LEN/TR bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Exar Corporation

Back Button SP802LEN/TR Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation SP802LEN/TR Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation SP802LEN/TR Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation SP802LEN/TR Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation SP802LEN/TR Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation SP802LEN/TR Datasheet HTML 13Page - Exar Corporation SP802LEN/TR Datasheet HTML 14Page - Exar Corporation SP802LEN/TR Datasheet HTML 15Page - Exar Corporation SP802LEN/TR Datasheet HTML 16Page - Exar Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 16 page
background image
Date: 11/29/04
SP690A/692A Low Power Microprocessor Supervisory with Battery Switch-Over
© Copyright 2004 Sipex Corporation
15
A
A1
A2
SIDE VIEW
Seating Plane
SECTION B-B
WITH PLATING
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
A1.35
-
1.75
A1
0.1
-
0.25
A2
1.25
-
1.65
b0.31
-
0.51
c0.17
-
0.24
D
E
E1
e
L0.4
-
1.27
L1
L2
ø0º
-
8º
ø1
5º
-
15º
Note: Dimensions in (mm)
8 Pin NSOIC JEDEC MO-012 (AA) Variation
4.90 BSC
6.00 BSC
3.90 BSC
1.27 BSC
1.04 REF
0.25 BSC
Gauge Plane
L1
L
Ø
Ø1
Ø
Seating Plane
L2
VIEW C
TOP VIEW
b
SEE VIEW C
B
B
E
E/2
E1
INDEX AREA
(D/2 X E1/2)
E1/2
D
1
e
c
BASE METAL
b
PACKAGE: 8 PIN NSOIC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com