công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP6641B bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Exar Corporation

tên linh kiện SP6641B
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mA Alkaline DC/DC Boost Regulator in SOT-23
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

SP6641B bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Exar Corporation

Back Button SP6641B Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation SP6641B Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation SP6641B Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation SP6641B Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation SP6641B Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation SP6641B Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation SP6641B Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation SP6641B Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation SP6641B Datasheet HTML 13Page - Exar Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 13 page
background image
12
Rev. 5/26/05,
*Patent Pending
SP6641A/6641B 500mA Alkaline DC/DC Boost Regulator in SOT-23
© Copyright 2002 Sipex Corporation
PACKAGE: 5 Lead SOT23
SYMBOL
A
A1
A2
b
C
D
E
E1
L
e
e1
a
1.45
0.15
1.30
0.50
0.20
3.10
3.00
1.75
0.55
10O
0.90
0.00
0.90
0.25
0.09
2.80
2.60
1.50
0.35
0O
MIN
MAX
0.95ref
1.90ref
E
A
e
C
L
b
e1
D
C
L
A2
A1
A
A
.10
C
L
E1
L 2
0.20
DATUM 'A
'
C
a



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com