công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM1728E/2K bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCM1728E/2K
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

PCM1728E/2K bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button PCM1728E/2K Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PCM1728E/2K Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PCM1728E/2K Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments PCM1728E/2K Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments PCM1728E/2K Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments PCM1728E/2K Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments PCM1728E/2K Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments PCM1728E/2K Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments PCM1728E/2K Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
®
11
PCM1728
FIGURE 12. Typical Circuit Connection Diagram.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LRCIN
DIN
BCKIN
CLKO
XTI
XTO
DGND
V
DD
V
CC2R
AGND2R
EXTR
NC
V
OUTR
AGND1
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
IIS
DM1
DM0
MUTE
IW1
IW0
RST
ZERO
V
CC2L
AGND2L
EXTL
NC
V
OUTL
V
CC1
C
2
Post
Low-Pass
Filter
Analog
Mute
Rch Audio Out
Mode
Control
PCM1728E
External Reset
PCM
Audio Data
Input
System Clock
(256/384/512/768f
S)
XTI Buffer Out
To DGND of Digital Source
Post
Low-Pass
Filter
Analog
Mute
External
Mute Control
Lch Audio Out
C
4
C
6
10µF
C
1, C2 : 10µF + 0.1µF Ceramic
C
3, C4 : 1µF ~ 10µF
C
3
C
5
10µF
+
+
C
1
+5V V
CC
10k
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com