| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SP331 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP331 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Exar Corporation |
|
11 / 13 page ![]() Exar Corporation 48720 Kato Road, Fremont CA, 94538 • 50-668-707 • www.exar.com SP33_00_0260 SEL A 0 0 0 0 0 0 SEL B 0 0 0 0 0 0 SEL C 0 0 0 0 0 0 0 0 SEL D 0 0 0 0 0 0 0 0 SP331 CONTROL LOgIC CONFIgURATION (Refer to Table 1) SP331 LOOPBACK (Refer to Table 1) 28 T3 3 6 7 4 TX4 TX3 TX1 TX2 TI3 19 R1 16 15 RI1 RI2 RX1 T1 26 TI1 21 R3 18 17 RI3 RI4 RX3 28 T3 3 6 7 4 TX4 TX3 TX1 TX2 TI3 19 R1 16 15 RI1 RI2 RX1 T1 R3 RX3 21 26 TI1 17 RI3 T4 TI4 1 R4 RX4 22 18 RI4 26 T1 7 4 3 6 TX2 TX1 TX3 TX4 TI1 21 R3 18 17 RI3 RI4 RX3 T3 R1 RX1 19 28 TI3 15 RI1 T2 TI2 27 R2 RX2 20 16 RI2 26 T1 7 6 TX2 TX1 TI1 R1 RX1 19 15 RI1 T2 TI2 27 R2 RX2 20 16 RI2 4 TX3 T3 TI3 28 3 TX4 T4 TI4 1 R3 RX3 21 17 RI3 R4 RX4 22 18 RI4 SEL A 0 0 SEL B 0 0 SEL C SEL D 26 T1 7 6 TX2 TX1 TI1 R1 RX1 19 15 RI1 T2 TI2 27 R2 RX2 20 16 RI2 4 TX3 T3 TI3 28 3 TX4 T4 TI4 1 R3 RX3 21 17 RI3 R4 RX4 22 18 RI4 26 T1 7 4 3 6 TX2 TX1 TX3 TX4 TI1 21 R3 18 17 RI3 RI4 RX3 T3 R1 RX1 19 28 TI3 15 RI1 T2 TI2 27 R2 RX2 20 16 RI2 28 T3 3 6 7 4 TX4 TX3 TX1 TX2 TI3 19 R1 16 15 RI1 RI2 RX1 T1 R3 RX3 21 26 TI1 17 RI3 T4 TI4 1 R4 RX4 22 18 RI4 28 T3 3 6 7 4 TX4 TX3 TX1 TX2 TI3 19 R1 16 15 RI1 RI2 RX1 T1 26 TI1 21 R3 18 17 RI3 RI4 RX3 |