công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SNx4AHCT240 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SNx4AHCT240
Giải thích chi tiết về linh kiện  SNx4AHCT240 Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SNx4AHCT240 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button SNx4AHCT240 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SNx4AHCT240 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SNx4AHCT240 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SNx4AHCT240 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SNx4AHCT240 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SNx4AHCT240 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SNx4AHCT240 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SNx4AHCT240 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SNx4AHCT240 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 28 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
10.63
9.97
2.65 MAX
18X 1.27
20X 0.51
0.31
2X
11.43
TYP
0.33
0.10
0 - 8
0.3
0.1
0.25
GAGE PLANE
1.27
0.40
A
NOTE 3
13.0
12.6
B
7.6
7.4
4220724/A 05/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0020A
SOIC
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.
1
20
0.25
C A B
11
10
PIN 1 ID
AREA
NOTE 4
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 1.200



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com