| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SS159EUA bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SEC Electronics Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS159EUA bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SEC Electronics Inc. |
|
6 / 6 page ![]() SS159 Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity 6 V310 Nov 1, 2013 Package SO, 3-Pin SOT-23: Ordering Information Part No. Pb-free Temperature Code Package Code Packing SS159ESOT YES -40°C to 85°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/reel SS159EUA YES -40°C to 85°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/bag SS159KSOT YES -40°C to 125°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/reel SS159KUA YES -40°C to 125°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/bag SS159LSOT YES -40°C to 150°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/reel SS159LUA YES -40°C to 150°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/bag 2.70 3.10 1.00 1.30 0.70 0.90 0.00 0.10 0.35 0.50 0.10 0.25 0.20 Min 2.60 3.00 1.50 1.80 1.70 2.10 3 2 1 Top Side Vie End Notes 1). PINOUT: Pin 1 VDD Pin 2 Output Pin 3 GND 2). All dimensions are in millimeters; |