công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA78L05CLP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện UA78L05CLP
Giải thích chi tiết về linh kiện  POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UA78L05CLP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button UA78L05CLP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UA78L05CLP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UA78L05CLP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UA78L05CLP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UA78L05CLP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UA78L05CLP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments UA78L05CLP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments UA78L05CLP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments UA78L05CLP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
VO(Reg)
R1
Input
IO
IO = (VO/R1) + IO Bias Current
0.33 µF
µA78Lxx
Output
R1
0.33 µF
Input
Output
µA78Lxx
0.1 µF
IO
R2
OUT
IN
G
-V O
COM
+
-
VI
IL
µA78Lxx
VO
VI
0.1 µF
0.33 µF
µA78Lxx
μA78L00
SLVS010U – JANUARY 1976 – REVISED MAY 2011
www.ti.com
APPLICATION INFORMATION
Figure 1. Fixed-Output Regulator
Figure 2. Positive Regulator in Negative Configuration (VI Must Float)
Figure 3. Adjustable-Output Regulator
Figure 4. Current Regulator
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1976–2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links :μA78L00



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com