công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SE2490 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Seaward Electronics Inc.

tên linh kiện SE2490
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.8A竊똚ide-Input Sensorless CC/CV Step-Down DC/DC Converter
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEAWARD [Seaward Electronics Inc.]
Trang chủ  http://www.seawardinc.com
Logo SEAWARD - Seaward Electronics Inc.

SE2490 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Seaward Electronics Inc.

  SE2490 Datasheet HTML 1Page - Seaward Electronics Inc. SE2490 Datasheet HTML 2Page - Seaward Electronics Inc. SE2490 Datasheet HTML 3Page - Seaward Electronics Inc. SE2490 Datasheet HTML 4Page - Seaward Electronics Inc. SE2490 Datasheet HTML 5Page - Seaward Electronics Inc. SE2490 Datasheet HTML 6Page - Seaward Electronics Inc. SE2490 Datasheet HTML 7Page - Seaward Electronics Inc. SE2490 Datasheet HTML 8Page - Seaward Electronics Inc. SE2490 Datasheet HTML 9Page - Seaward Electronics Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
Rev1.0
Preliminary and all contents are subject to change without prior notice
© Seaward Electronics Inc., 2014. • www.seawardinc.com.cn • Page 2
SE2490
2.8A,Wide-Input Sensorless CC/CV Step-Down
DC/DC Converter
Pin Configuration
Pin Description
Pin
Pin Function Description
Pin
Pin Function Description
BS
Bootstrap Pin. This provides power to
the internal high-side MOSFET gate
driver. Connect a 0.1uF capacitor from
BS pin to LX pin.
FB
Output voltage feedback control
LX
Power Switching Output to
External Inductor.
COMP
Error Amplifier Output. This pin is used
to compensate the converter.
SENSE1
Current Sense input1
VIN
Power Supply Input. Bypass this pin with
a 0.1uF ceramic capacitor to GND,
placed as close to the IC as possible.
SENSE2
Current Sense input2
GND
GND pin.
Ordering Information
Part Number
Marking Information
Package
Remarks
SE2490-LF
SE2490
YYWW-LF
PSOP-8
YYWW means
Production batch
XX=LF: Lead Free.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com