công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS280DF810ABVR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DS280DF810ABVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  28 Gbps Multi-Rate 8-Channel Retimer
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DS280DF810ABVR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button DS280DF810ABVR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DS280DF810ABVR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DS280DF810ABVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DS280DF810ABVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DS280DF810ABVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DS280DF810ABVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DS280DF810ABVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DS280DF810ABVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DS280DF810ABVR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
(0.8) TYP
(0.8) TYP
(
) TYP
0.4
FCBGA - 2.51 mm max height
ABV0135A
BALL GRID ARRAY
4221740/B 02/2016
NOTES: (continued)
4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.
SYMM
SYMM
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.15 mm THICK STENCIL
SCALE:8X
3
A
B
C
D
E
F
G
H
J
1
2
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com