công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC7741Y bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC7741Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Single Channel DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER With Internal Reference and Parallel Interface
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DAC7741Y bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button DAC7741Y Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC7741Y Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DAC7741Y Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DAC7741Y Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments DAC7741Y Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments DAC7741Y Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments DAC7741Y Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments DAC7741Y Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments DAC7741Y Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 23 page
background image
DAC7741
13
SBAS248B
www.ti.com
FIGURE 3. Basic Operation: VOUT = –5V to +5V.
FIGURE 4. Basic Operation: VOUT = –10V to +10V.
1
µF
0.1
µF
V
DD
1
µF
0.1
µF
V
SS
1
µF
0.1
µF
V
CC
Control Bus
Data Bus
Data Bus
DAC7741
(–5V to +5V)
DGND
V
DD
RST
LDAC
CS
R/W
RSTSEL
REFEN
REF
OUT
REFADJ
REF
IN
NC
NC
NC
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
NC
NC
NC
1
µF
0.1
µF
V
DD
1
µF
0.1
µF
V
SS
1
µF
0.1
µF
V
CC
Control Bus
Data Bus
Data Bus
DAC7741
(–10V to +10V)
DGND
V
DD
RST
LDAC
CS
R/W
RSTSEL
REFEN
REF
OUT
REFADJ
REF
IN
NC
NC
NC
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
NC
NC
NC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com