| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DM385AAAR01F bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM385AAAR01F bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Texas Instruments |
|
47 / 281 page ![]() DM385, DM388 www.ti.com SPRS821D – MARCH 2013 – REVISED DECEMBER 2013 Table 3-11. Ball Characteristics (AAR Package) (continued) BALL PINCNTL PINCNTL BALL MODE RESET BUFFER BALL NUMBER [1] BALL NAME [2] SIGNAL NAME [3] REGISTER NAME DEFAULT TYPE [7] DSIS [8] RESET POWER [11] HYS [12] [6] REL. TYPE [13] AND ADDRESS[4] VALUE[5] STATE [9] STATE [10] H27 RSV1 RSV1 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA H24 RSV2 RSV2 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA L30 RSV27 RSV27 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA M30 RSV28 RSV28 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA N30 RSV29 RSV29 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA H28 RSV3 RSV3 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA N31 RSV30 RSV30 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA P31 RSV31 RSV31 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA R30 RSV32 RSV32 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA T30 RSV33 RSV33 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA AH24 RSV34 RSV34 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA AJ24 RSV35 RSV35 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA H25 RSV39 RSV39 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA G17 RSV4 RSV4 NA / NA NA PWR NA NA NA NA NA H29 RSV40 RSV40 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA AD8 RSV41 RSV41 NA NA NA NA NA NA AK21 RSV42 RSV42 NA / NA 0x01 O NA L 0 NA NA P30 RSV43 RSV43 NA / NA NA NA NA NA NA NA NA G16 RSV5 RSV5 NA / NA NA PWR NA NA NA NA NA M28 RSV54 RSV54 NA / NA NA PWR NA NA NA NA NA N27 RSV55 RSV55 NA / NA NA PWR NA NA NA NA NA N29 RTCK RTCK NA / NA 0x01 O NA H Z DVDD NA AB30 SD0_CLK SD0_CLK PINCNTL8 / 0x0006 0000 0x01 O 1 H H DVDD_SD 0x4814 081C GP0[1] 0x80 I/O PIN Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated Device Pins 47 Submit Documentation Feedback Product Folder Links: DM385 DM388 |