| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LCX245MTR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LCX245MTR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 13 page ![]() 74LCX245 6/13 Figure 3: Test Circuit CL = 50 pF or equivalent (includes jig and probe capacitance) RL = R1 = 500Ω or equivalent RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω) Figure 4: Waveform - Propagation Delays (f=1MHz; 50% duty cycle) TEST SWITCH tPLH, tPHL Open tPZL, tPLZ 6V tPZH, tPHZ GND |