công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVC74BQ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ALVC74BQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual D-type flip-flop with set and reset; positive-edge trigger
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ALVC74BQ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ALVC74BQ Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ALVC74BQ Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ALVC74BQ Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ALVC74BQ Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ALVC74BQ Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ALVC74BQ Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74ALVC74BQ Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74ALVC74BQ Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74ALVC74BQ Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
2003 May 26
11
Philips Semiconductors
Product specification
Dual D-type flip-flop with set and reset;
positive-edge trigger
74ALVC74
handbook, full pagewidth
VEXT
VCC
VI
VO
MNA616
D.U.T.
CL
RT
RL
RL
PULSE
GENERATOR
Fig.8 Load circuitry for switching times.
Definitions for test circuits:
RL = Load resistor.
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance.
RT = Termination resistance should be equal to the output impedance Zo of the pulse generator.
VCC
VI
CL
RL
VEXT
tPLH/tPHL
tPZH/tPHZ
tPZL/tPLZ
1.65 to 1.95 V
VCC
30 pF
1 k
Ω
open
GND
2
× VCC
2.3 to 2.7 V
VCC
30 pF
500
Ω
open
GND
2
× VCC
2.7 V
2.7 V
50 pF
500
Ω
open
GND
6 V
3.0 to 3.6 V
2.7 V
50 pF
500
Ω
open
GND
6 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com