công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM5K2E02 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AM5K2E02
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM5K2E0x Multicore ARM KeyStone II System-on-Chip (SoC)
PDF  252 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM5K2E02 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Texas Instruments

Back Button AM5K2E02 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments AM5K2E02 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments AM5K2E02 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments AM5K2E02 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments AM5K2E02 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments AM5K2E02 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments AM5K2E02 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments AM5K2E02 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments AM5K2E02 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 252 page
background image
AM5K2E04, AM5K2E02
www.ti.com
SPRS864D – NOVEMBER 2012 – REVISED MARCH 2015
SIGNAL NAME
BALL NUMBER
SIGNAL NAME
BALL NUMBER
SIGNAL NAME
BALL NUMBER
VNWA3
AD23
VSS
W11, W13, W15, W17, W19,
VSS
AN4, AN7, AN10, AN13, AN16,
W21, W23, W25, W27, Y8, Y10,
AN19, AN22, AN25, AN28,
VNWA4
AD9
Y12, Y14, Y16, Y18, Y20, Y22,
AN31, AN33
Y24, Y26, Y28, AA4, AA7, AA9,
VPP0
K9
AA11, AA13, AA15, AA17, AA19,
VPP1
M9
VSSCMON
J9
AA21, AA23
VSS
A1, A33, C5, C9, C14, C19, C23,
VSS
AA25, AA27, AA32, AB8, AB10,
VSSTMON
K26
C27, C29, D3, D7, D11, D17,
AB12, AB14, AB16, AB18, AB20,
XFICLKN
AJ12
D21, D25, D31, F4, F6, F8, F10,
AB22, AB24, AB26, AB28, AC7,
F12, F14, F16, F18, F20, F22,
AC9, AC11, AC13, AC15, AC17,
XFICLKP
AJ11
F24, F26, F28, F30, G7, G9,
AC19, AC21, AC23, AC25
XFIMDCLK
AF6
G11, G13, G15, G17
VSS
G19, G21, G23, G25, G27, G29,
VSS
AC27, AD5, AD8, AD10, AD12,
XFIMDIO
AE7
G31, H8, H10, H12, H14, H16,
AD14, AD16, AD18, AD20,
XFIREFRES0
AG10
H18, H20, H22, H24, H26, H28,
AD22, AD24, AD26, AD28, AE9,
J3, J7, J11, J13, J15, J17, J19,
AE11, AE13, AE15, AE17, AE19,
XFIREFRES1
AH7
J21, J23, J25, J27, K10, K12,
AE21, AE23, AE25, AE27, AE32
XFIRXN0
AN11
K14, K16, K18
VSS
K20, K22, K24, K28, L7, L9, L11,
VSS
AF8, AF10, AF12, AF14, AF16,
XFIRXN1
AM10
L13, L15, L17, L19, L21, L23,
AF18, AF20, AF22, AF24, AF26,
XFIRXP0
AN12
L25, L27, M1, M8, M10, M12,
AF28, AG7, AG9, AG11, AG13,
M14, M16, M18, M20, M22, M24,
AG15, AG17, AG19, AG21,
XFIRXP1
AM11
M26, M28, N2, N7, N9, N11,
AG23, AG25, AG27, AH8, AH10
XFITXN0
AL12
N13, N15, N17
VSS
N19, N21, N23, N25, N27, N32,
VSS
AH12, AH14, AH16, AH18,
XFITXN1
AK11
P8, P10, P12, P14, P16, P18,
AH20, AH22, AH24, AH26,
XFITXP0
AL11
P20, P22, P24, P26, P28, R1,
AH28, AJ4, AJ6, AJ9, AJ13,
R7, R9, R11, R13, R15, R17,
AJ16, AJ19, AJ21, AJ23, AJ29,
XFITXP1
AK10
R19, R21, R23, R25, R27, T2,
AK3, AK6, AK9, AK12, AK15,
T8, T10, T12, T14
AK18, AK21, AK24
VSS
T16, T18, T20, T22, T24, T26,
VSS
AK27, AK30, AL4, AL7, AL10,
T28, U3, U7, U9, U11, U13, U15,
AL13, AL16, AL19, AL22, AL25,
U17, U19, U21, U23, U25, U27,
AL28, AL31, AM1, AM3, AM6,
U32, V1, V8, V10, V12, V14,
AM9, AM12, AM15, AM18,
V16, V18, V20, V22, V24, V26,
AM21, AM24, AM27, AM30, AN1,
V28, W2, W9
AN2
Copyright © 2012–2015, Texas Instruments Incorporated
Terminals
45
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: AM5K2E04 AM5K2E02



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More