công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY74FCT16952ETPVC bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CY74FCT16952ETPVC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Registered Transceivers
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

CY74FCT16952ETPVC bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button CY74FCT16952ETPVC Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments CY74FCT16952ETPVC Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments CY74FCT16952ETPVC Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments CY74FCT16952ETPVC Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments CY74FCT16952ETPVC Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments CY74FCT16952ETPVC Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments CY74FCT16952ETPVC Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments CY74FCT16952ETPVC Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments CY74FCT16952ETPVC Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 22 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
8.3
7.9
1.2 MAX
54X 0.5
56X 0.27
0.17
2X
13.5
(0.15) TYP
0 - 8
0.15
0.05
0.25
GAGE PLANE
0.75
0.50
A
NOTE 3
14.1
13.9
B
6.2
6.0
4222167/A 07/2015
TSSOP - 1.2 mm max height
DGG0056A
SMALL OUTLINE PACKAGE
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-153.
1
56
0.08
C A
B
29
28
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 1.200



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com