công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN54AS573AFK bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN54AS573AFK
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN54AS573AFK bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SN54AS573AFK Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN54AS573AFK Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN54AS573AFK Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN54AS573AFK Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN54AS573AFK Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN54AS573AFK Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN54AS573AFK Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN54AS573AFK Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN54AS573AFK Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
SN54ALS573C, SN54AS573A, SN74ALS573C, SN74AS573A
OCTAL DTYPE TRANSPARENT LATCHES
WITH 3STATE OUTPUTS
SDAS048D − DECEMBER 1989 − REVISED JANUARY 1995
3
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77251−1443
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless
otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
SN54ALS573C
SN74ALS573C
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP†
MAX
MIN
TYP†
MAX
UNIT
VIK
VCC = 4.5 V,
II = − 18 mA
− 1.2
− 1.2
V
VCC = 4.5 V to 5.5 V,
IOH = − 0.4 mA
VCC −2
VCC −2
VOH
VCC = 4.5 V
IOH = − 1 mA
2.4
3.3
V
VOH
VCC = 4.5 V
IOH = − 2.6 mA
2.4
3.2
V
VOL
VCC = 4.5 V
IOL = 12 mA
0.25
0.4
0.25
0.4
V
VOL
VCC = 4.5 V
IOL = 24 mA
0.35
0.5
V
IOZH
VCC = 5.5 V,
VO = 2.7 V
20
20
µA
IOZL
VCC = 5.5 V,
VO = 0.4 V
−20
−20
µA
II
VCC = 5.5 V,
VI = 7 V
0.1
0.1
mA
IIH
VCC = 5.5 V,
VI = 2.7 V
20
20
µA
IIL
VCC = 5.5 V,
VI = 0.4 V
− 0.13
− 0.1
mA
IO‡
VCC = 5.5 V,
VO = 2.25 V
−20
−112
−30
−112
mA
Outputs high
10
17
10
17
ICC
VCC = 5.5 V
Outputs low
15
24
15
24
mA
ICC
VCC = 5.5 V
Outputs disabled
16
27
16
27
mA
† All typical values are at VCC = 5 V, TA = 25°C.
‡ The output conditions have been chosen to produce a current that closely approximates one half of the true short-circuit output current, IOS.
switching characteristics (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 4.5 V to 5.5 V,
CL = 50 pF,
R1 = 500
Ω,
R2 = 500
Ω,
TA = MIN to MAX§
UNIT
(INPUT)
(OUTPUT)
SN54ALS573C
SN74ALS573C
MIN
MAX
MIN
MAX
tPLH
D
Q
2
20
2
14
ns
tPHL
D
Q
2
17
2
14
ns
tPLH
LE
Q
8
33
6
20
ns
tPHL
LE
Q
8
24
6
19
ns
tPZH
OE
Q
4
28
3
18
ns
tPZL
OE
Q
4
21
4
18
ns
tPHZ
OE
Q
2
20
1
10
ns
tPLZ
OE
Q
3
26
1
15
ns
§ For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com