công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECWF4683JLB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECWF4683JLB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polypropylene Film Capacitor
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECWF4683JLB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Panasonic Semiconductor

  ECWF4683JLB Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor ECWF4683JLB Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor ECWF4683JLB Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor ECWF4683JLB Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor ECWF4683JLB Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor ECWF4683JLB Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor ECWF4683JLB Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor ECWF4683JLB Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor ECWF4683JLB Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
Design, Specifications are subject to change without notice.
Ask factory for technical specifications before purchase and/or use.
Whenever a doubt about safety arises from this product, please inform us immediately for technical consultation without fail.
−FC53−
Plastic Film Capacitors
■Rating, Dimensions& Quantity/Ammo Box
●Type ECWF(L) Rated voltage : 630 VDC
Part No.
Cap.
(µF)
ECWF6103ML( )
ECWF6113ML( )
ECWF6123ML( )
ECWF6133ML( )
ECWF6153ML( )
ECWF6163ML( )
ECWF6183ML( )
ECWF6203ML( )
ECWF6223ML( )
ECWF6243ML( )
ECWF6273ML( )
ECWF6303ML( )
ECWF6333ML( )
ECWF6363ML( )
ECWF6393ML( )
ECWF6433ML( )
ECWF6473ML( )
ECWF6513ML( )
ECWF6563ML( )
ECWF6623ML( )
ECWF6683ML( )
ECWF6753ML( )
ECWF6823ML( )
ECWF6913ML( )
ECWF6104ML( )
ECWF6114ML( )
ECWF6124ML( )
ECWF6134ML( )
ECWF6154ML( )
ECWF6164ML( )
ECWF6184ML( )
ECWF6204ML( )
ECWF6224ML( )
ECWF6244ML( )
ECWF6274ML( )
ECWF6304ML( )
ECWF6334ML( )
ECWF6364ML( )
ECWF6394ML( )
ECWF6434ML( )
ECWF6474ML( )
ECWF6514ML( )
ECWF6564ML( )
ECWF6624ML( )
ECWF6684ML( )
ECWF6754ML( )
ECWF6824ML( )
ECWF6914ML( )
ECWF6105ML( )
ECWF6115ML( )
ECWF6125ML( )
ECWF6135ML( )
0.010
0.011
0.012
0.013
0.015
0.016
0.018
0.020
0.022
0.024
0.027
0.030
0.033
0.036
0.039
0.043
0.047
0.051
0.056
0.062
0.068
0.075
0.082
0.091
0.10
0.11
0.12
0.13
0.15
0.16
0.18
0.20
0.22
0.24
0.27
0.30
0.33
0.36
0.39
0.43
0.47
0.51
0.56
0.62
0.68
0.75
0.82
0.91
1.0
1.1
1.2
1.3
Dimensions (mm)
L max
T max
H max
Straight Crimped lead
F
Straight
S
Crimped lead
ød
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
5.2
5.4
5.5
5.6
5.9
6.0
6.2
6.5
6.2
6.4
6.6
6.9
7.1
7.3
7.6
7.9
6.4
6.6
6.8
7.1
7.4
7.7
8.0
8.3
7.7
8.0
8.3
8.5
9.1
9.3
9.8
10.3
10.8
11.2
10.4
10.9
11.4
11.9
12.4
13.0
13.5
11.1
11.6
12.1
12.7
13.3
13.9
14.6
15.5
16.3
17.0
17.6
8.0
8.2
8.3
8.5
8.7
8.9
9.1
9.3
9.0
9.2
9.5
9.7
10.0
10.2
10.4
10.7
10.8
11.0
11.2
11.5
11.8
12.1
12.4
12.7
12.1
12.4
12.7
13.0
13.5
13.8
14.2
14.7
15.5
15.9
16.7
17.2
17.7
18.5
19.0
19.5
20.1
17.3
17.8
18.7
19.3
19.9
20.5
21.2
22.3
23.0
23.7
24.4
13.0
13.2
13.3
13.5
13.7
13.9
14.1
14.3
14.0
14.2
14.5
14.7
15.0
15.2
15.4
15.7
15.8
16.0
16.2
16.5
16.8
17.1
17.4
17.7
17.1
17.4
17.7
18.0
18.5
18.8
19.1
19.7
20.5
20.9
21.7
22.2
22.7
23.5
24.0
24.5
25.1
22.3
22.8
23.7
24.3
24.9
25.5
26.2
27.3
28.0
28.7
29.4
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1200
1100
1000
900
800
500
400
300
200
300
200
–––
Suffix for lead crimped
Capacitance tolerance code
▲▲
500
Min. order Q'ty
Bulk
Taping
7.5mm
p Œ ¯ ¶
‚ /P53-76
12.11.14 20:52
y [ W
53



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com