công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR439A bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR439A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR439A bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Analog Devices

Back Button ADR439A Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADR439A Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADR439A Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADR439A Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADR439A Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADR439A Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADR439A Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADR439A Datasheet HTML 16Page - Analog Devices ADR439A Datasheet HTML 17Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 24 page
background image
ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435/ADR439
Rev. B | Page 13 of 24
BYPASS CAPACITOR = 0.1
µF
VOUT = 50mV/DIV
VIN
TIME = 100
µs/DIV
LINE
INTERRUPTION
500mV/DIV
Figure 21. ADR431 Line Transient Response—0.1 µF Bypass Capacitor
1
µV/DIV
TIME = 1s/DIV
Figure 22. ADR431 0.1 Hz to 10.0 Hz Voltage Noise
TIME = 1s/DIV
50
µV/DIV
Figure 23. ADR431 10 Hz to 10 kHz Voltage Noise
TIME = 1s/DIV
2
µV/DIV
Figure 24. ADR435 0.1 Hz to 10.0 Hz Voltage Noise
TIME = 1s/DIV
50
µV/DIV
Figure 25. ADR435 10 Hz to 10 kHz Voltage Noise
0
2
4
6
8
10
12
14
DEVIATION (PPM)
–120 –90 –70 –50 –30 –10
10
30
50
70
90
120
Figure 26. ADR431 Typical Hysteresis



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com