công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RACM100-S bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Recom International Power

tên linh kiện RACM100-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  100 Watt Enclosed Case Style Single Output
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECOM [Recom International Power]
Trang chủ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

RACM100-S bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Recom International Power

  RACM100-S Datasheet HTML 1Page - Recom International Power RACM100-S Datasheet HTML 2Page - Recom International Power RACM100-S Datasheet HTML 3Page - Recom International Power RACM100-S Datasheet HTML 4Page - Recom International Power RACM100-S Datasheet HTML 5Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
AC/DC Converter
DIMENSION and PHYSICAL CHARACTERISTICS
Parameter
Type
Value
Case Material
Aluminum
Package Dimension (LxWxH)
91.4 x 62.0 x 39.2mm
Package Weight
210g
continued on next page
76.2
22.1
FC 84.2
91.4
3.5
Trim Adj.
Ø4.0
36.5
MED-4
REV.: 3/2015
www.recom-power.com
Specifications (measured at TA= 25°C, 250VAC, full load and after warm-up)
RACM100
Series
AC Input Connector CON1
Pin1
Line
Pin3 Neutral
Mates with
JST housing: VHR-3N
JST crimp terminals: SVH-21T-P1.1
DC Ouptut Connector CON2
Pin1,2 -Vout
Pin3,4 +Vout
Mates with
JST housing: VHR-4N
JST crimp terminals: SVH-21T-P1.1
Tolerance:
±0.5mm
FC:
fixing center
Dimension Drawing (mm)
Side View
Top View
Harmonic Current
full load
EN61000-3-2; Class D
Voltage Flicker
EN61000-3-3, PASS
Thermal Shock
MIL-STD-810F
Shock
IEC60068-2-27
Vibration
IEC60068-2-6



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com