| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
250U20B503C5NA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - CTS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
250U20B503C5NA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - CTS Corporation |
|
2 / 3 page ![]() 250X 250Y DIMENSION: mm inch .130 .268 L± 6.8 3.3 .020 0.5 .039 1.0 .150 .291 .386 9.8 .197 7.4 5.0 3.8 .217 5.5 ±0.05 3.3±0.05 .323±.002 .130±.002 .197±.002 5.0±0.05 2.1 .083 Ø1.1 Ø.043 +0.2 -0.0 -0 +.008 (3) -0.0 +.004 -0 +0.1 1.8 .071 8.2 (3) 2.5±0.05 2.1 +0.1 8.2 ±0.05 1.8 .323±.002 .197±.002 5.00±0.05 .098±.002 .071 .083 -0.0 +.004 -0 -0 +.008 -0.0 Ø.043 +0.2 Ø1.1 .157 .362 .291 .197 .248 .217 .256 .098 .197 .020 .118 0.5 .039 3.0 5.0 L± 2.5 1.0 4.0 6.3 5.5 9.2 7.4 5.0 6.5 250U 0.5 .150 .039 .020 .268 .150 .224 .276 .398 .449 .197 .217 Ø.043+.008 -0 -0 -0 +.004 .083 1.8 .417±.002 .276±.002 .197±.002 +0.1 3.8 L± 1.0 5.00±0.05 6.8 3.8 5.7 7.0 10.1 11.4 5.0 5.5 +0.20 Ø1.1-0 2.10 .071 10.60±0.05 7.00±0.05 .382±.008 9.7±0.2 .248 6.3 0.8 .031 -0.1 +.0 -.004 +0.0 (3) .394±.02 10.0±0.5 2.0 .079 -0.1 +.0 -.004 +0.0 .394±.02 10.0±0.5 2.0 .079 -0.1 +.0 -.004 +0.0 .382±.008 9.7±0.2 0.8 .031 -0.1 +.0 -.004 +0.0 (3) 2.0 .079 -0.1 +.0 -.004 +0.0 .382±.008 9.7±0.2 .248 6.3 (3) .236 6.0 .236 6.0 .236 6.0 DIMENSION: mm inch DIMENSION: mm inch .335 8.5 6.3 .449 11.4 .197 .248 5.0 .398 10.1 .224 .217 5.5 .276 7.0 5.7 .315 3.8 .315 .197 3.8 .150 5.0 8.0 2.0 .079 L ± .020 0.5 9.7±0.2 .236 6.0 Ø.043+.008 -0 -0 -0 +.004 .083 1.8 .417±.002 .276±.002 .197±.002 +0.1 5.00±0.05 +0.20 Ø1.1-0 2.10 .071 10.60±0.05 7.00±0.05 (3) DIMENSION: mm inch 2 - 3 © 2010 CTS Corporation. All rights reserved. Information subject to change. 05/14/10 CTS Electrocomponents www.ctscorp.com 250U Without Bushing With Bushing (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) .382±.008 |