công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPR1020CB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPR1020CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPR1020CB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STPR1020CB Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPR1020CB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPR1020CB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPR1020CB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPR1020CB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPR1020CB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPR1020CB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPR1020CB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPR1020CB Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
STPR1020CB/CG/CT/CF/CFP/CR
9/10
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220FPAB
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Dia.
3.00
3.20
0.118
0.126
H
L3
L2
L4
L6
G
G1
F
F1
L5
D
E
L7
A
B
Dia
F2
PACKAGE MECHANICAL DATA
ISOWATT220AB (JEDEC compatible)
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
B
2.50
2.70
0.098
0.106
D
2.50
2.75
0.098
0.108
E
0.40
0.70
0.016
0.028
F
0.75
1.00
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H
10.00
10.40
0.394
0.409
L2
16.00 typ.
0.630 typ.
L3
28.60
30.60
1.125
1.205
L4
9.80
10.60
0.386
0.417
L6
15.90
16.40
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Diam
3.00
3.20
0.118
0.126



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10