công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS323 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PS323
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision, Single-Supply SPST Analog Switches
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PS323 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Pericom Semiconductor Corporation

Back Button PS323 Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PS323 Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PS323 Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PS323 Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PS323 Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PS323 Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PS323 Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PS323 Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation PS323 Datasheet HTML 10Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
8
PS8188C
10/24/02
PS323/PS324/PS325
Precision, Single Supply SPST Analog Switches
Typical Performance Curves (TA = 25°C unless otherwise noted)
Figure 9. On Resistance vs. Supply Voltage
70.0
56.0
42.0
28.0
14.0
0
0
0.6V
1.2V
1.8V
2.4V
3.0V
VIN (V)
Figure 10. On Resistance vs. Switch Voltage, VCC = 3.3V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com