công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9B460R bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB9B460R
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-Bit ARM짰 Cortex짰 - MF FM4 Microcontroller
PDF  166 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB9B460R bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB9B460R Datasheet HTML 82Page - Cypress Semiconductor MB9B460R Datasheet HTML 83Page - Cypress Semiconductor MB9B460R Datasheet HTML 84Page - Cypress Semiconductor MB9B460R Datasheet HTML 85Page - Cypress Semiconductor MB9B460R Datasheet HTML 86Page - Cypress Semiconductor MB9B460R Datasheet HTML 87Page - Cypress Semiconductor MB9B460R Datasheet HTML 88Page - Cypress Semiconductor MB9B460R Datasheet HTML 89Page - Cypress Semiconductor MB9B460R Datasheet HTML 90Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 166 page
background image
Document Number: 002-04868 Rev.*A
Page 86 of 166
MB9B460R Series
11.4.2
Sub Clock Input Characteristics
(VBAT = 2.7V to 5.5V, VSS = 0V)
Parameter
Symbol
Pin
name
Conditions
Value
Unit
Remarks
Min
Typ
Max
Input frequency
1/ tCYLL
X0A,
X1A
-
-
32.768
-
kHz
When crystal
oscillator is
connected
-
32
-
100
kHz
When using
external clock
Input clock cycle
tCYLL
-
10
-
31.25
μs
When using
external clock
Input clock pulse width
-
PWH/tCYLL,
PWL/tCYLL
45
-
55
%
When using
external clock
11.4.3
Built-in CR Oscillation Characteristics
Built-in High-speed CR
(VCC = 2.7V to 5.5V, VSS = 0V)
Parameter
Symbol
Conditions
Value
Unit
Remarks
Min
Typ
Max
Clock frequency
FCRH
Tj = -20°C to + 105°C
3.92
4
4.08
MHz
When trimming*
Tj = - 40°C to + 125°C
3.88
4
4.12
Clock frequency
FCRH
Tj = - 40°C to + 125°C
3
4
5
When not trimming
*: In the case of using the values in CR trimming area of Flash memory at shipment for frequency/temperature trimming.
Built-in Low-speed CR
(VCC = 2.7V to 5.5V, VSS = 0V)
Parameter
Symbol
Condition
Value
Unit
Remarks
Min
Typ
Max
Clock frequency
FCRL
-
50
100
150
kHz
X0A
AT
VBAT
VBAT
VBATVB
0.8 × VBAT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com