công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP3856ES-2.5 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LP3856ES-2.5
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A Fast Response Ultra Low Dropout Linear Regulators
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP3856ES-2.5 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - National Semiconductor (TI)

  LP3856ES-2.5 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) LP3856ES-2.5 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) LP3856ES-2.5 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LP3856ES-2.5 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LP3856ES-2.5 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LP3856ES-2.5 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LP3856ES-2.5 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LP3856ES-2.5 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LP3856ES-2.5 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
Ordering Information
20030931
Package Type Designator is "T" for TO220 package, and "S" for TO263 package.
TABLE 1. Package Marking and Ordering Information
Output
Voltage
Order Number
Description
(Current, Option)
Package
Type
Package Marking
Supplied As:
5.0
LP3853ES-5.0
3A, Error Flag
TO263-5
LP3853ES-5.0
Rail
5.0
LP3853ESX-5.0
3A, Error Flag
TO263-5
LP3853ES-5.0
Tape and Reel
3.3
LP3853ES-3.3
3A, Error Flag
TO263-5
LP3853ES-3.3
Rail
3.3
LP3853ESX-3.3
3A, Error Flag
TO263-5
LP3853ES-3.3
Tape and Reel
2.5
LP3853ES-2.5
3A, Error Flag
TO263-5
LP3853ES-2.5
Rail
2.5
LP3853ESX-2.5
3A, Error Flag
TO263-5
LP3853ES-2.5
Tape and Reel
1.8
LP3853ES-1.8
3A, Error Flag
TO263-5
LP3853ES-1.8
Rail
1.8
LP3853ESX-1.8
3A, Error Flag
TO263-5
LP3853ES-1.8
Tape and Reel
5.0
LP3856ES-5.0
3A, SENSE
TO263-5
LP3856ES-5.0
Rail
5.0
LP3856ESX-5.0
3A, SENSE
TO263-5
LP3856ES-5.0
Tape and Reel
3.3
LP3856ES-3.3
3A, SENSE
TO263-5
LP3856ES-3.3
Rail
3.3
LP3856ESX-3.3
3A, SENSE
TO263-5
LP3856ES-3.3
Tape and Reel
2.5
LP3856ES-2.5
3A, SENSE
TO263-5
LP3856ES-2.5
Rail
2.5
LP3856ESX-2.5
3A, SENSE
TO263-5
LP3856ES-2.5
Tape and Reel
1.8
LP3856ES-1.8
3A, SENSE
TO263-5
LP3856ES-1.8
Rail
1.8
LP3856ESX-1.8
3A, SENSE
TO263-5
LP3856ES-1.8
Tape and Reel
5.0
LP3853ET-5.0
3A, Error Flag
TO220-5
LP3853ET-5.0
Rail
3.3
LP3853ET-3.3
3A, Error Flag
TO220-5
LP3853ET-3.3
Rail
2.5
LP3853ET-2.5
3A, Error Flag
TO220-5
LP3853ET-2.5
Rail
1.8
LP3853ET-1.8
3A, Error Flag
TO220-5
LP3853ET-1.8
Rail
5.0
LP3856ET-5.0
3A, SENSE
TO220-5
LP3856ET-5.0
Rail
3.3
LP3856ET-3.3
3A, SENSE
TO220-5
LP3856ET-3.3
Rail
2.5
LP3856ET-2.5
3A, SENSE
TO220-5
LP3856ET-2.5
Rail
1.8
LP3856ET-1.8
3A, SENSE
TO220-5
LP3856ET-1.8
Rail
www.national.com
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com