công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DMTH6005LCT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DMTH6005LCT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMTH6005LCT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated

  DMTH6005LCT Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMTH6005LCT Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMTH6005LCT Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMTH6005LCT Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMTH6005LCT Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DMTH6005LCT Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
DMTH6005LCT
Document number: DS38743 Rev. 1 - 2
5 of 6
www.diodes.com
June 2016
© Diodes Incorporated
DMTH6005LCT
Package Outline Dimensions
Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version.
TO220-3
0.001
0.01
0.1
1
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
t1, PULSE DURATION TIME (sec)
Figure 13. Transient Thermal Resistance
D=Single Pulse
D=0.005
D=0.01
D=0.02
D=0.05
D=0.1
D=0.3
D=0.5
D=0.9
D=0.7
RθJC(t) = r(t) * RθJC
RθJC = 1.2℃/W
Duty Cycle, D = t1 / t2
TO220-3
Dim
Min
Max
A
3.55
4.85
b
0.51
1.14
b1
1.14
1.78
C
0.31
1.14
D
14.20
16.50
D1
5.84
6.86
E
9.70
10.70
e
2.79
2.99
e1
4.83
5.33
F
0.51
1.40
J1
2.03
2.92
L
12.72
14.72
L1
3.66
6.35
P
3.53
4.09
Q
2.54
3.43
All Dimensions in mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com