công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK762 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện 2SK762
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Switching Speed
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK762 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SK762 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SK762 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
1
isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK762
DESCRIPTION
·Drain Current
–I
D=3A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage-
: VDSS= 400V(Min)
·Fast Switching Speed
APPLICATIONS
·Designed for high voltage, high speed power switching
applications such as switching regulators, converters,
solenoid and relay drivers.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
ARAMETER
VALUE
UNIT
VDSS
Drain-Source Voltage (VGS=0)
400
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID
Drain Current-continuous@ TC=25℃
3
A
Ptot
Total Dissipation@TC=25℃
40
W
Tj
Max. Operating Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150
℃
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case
1.0
℃/W
Rth j-a
Thermal Resistance,Junction to Ambient
62.5
℃/W
PDF pdfFactory Pro
www.fineprint.cn


Số phần tương tự - 2SK762

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SK762 PANASONIC-2SK762 Datasheet
65Kb / 1P
Silicon N-channel Power F-MOS FET
2SK762A PANASONIC-2SK762A Datasheet
65Kb / 1P
Silicon N-channel Power F-MOS FET
More results

Mô tả tương tự - 2SK762

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Surge Components
1N3004W SURGE-1N3004W Datasheet
393Kb / 3P
fast switching speed
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
MMBD4448AQW WINNERJOIN-MMBD4448AQW Datasheet
133Kb / 2P
Fast Switching Speed
logo
Nanjing International G...
BAV19W DGNJDZ-BAV19W Datasheet
111Kb / 3P
Fast switching speed
BAV19WS DGNJDZ-BAV19WS Datasheet
100Kb / 3P
Fast switching speed
BAV23A DGNJDZ-BAV23A Datasheet
308Kb / 1P
Fast Switching Speed
BAV23S DGNJDZ-BAV23S Datasheet
541Kb / 2P
Fast switching speed
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK310 ISC-2SK310 Datasheet
65Kb / 2P
Fast Switching Speed
2SK387 ISC-2SK387 Datasheet
67Kb / 2P
Fast Switching Speed
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com