công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULC7534P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện ULC7534P
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB 3.1 power and data line
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

ULC7534P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  ULC7534P Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd ULC7534P Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd ULC7534P Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
ULC7534P
Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
Features
●
Ultra low leakage: nA level
●
Operating voltage: 5V
●
Low clamping voltage
●
Complies with following standards:
– IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: ±17kV
Contact discharge: ±20\\15kV
– IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
– IEC61000-4-5 (Lightning) 3A (8/20ns)
●
RoHS Compliant
Applications
●
USB 3.1 power and data line
●
Set-top box and digital TV
●
Digital video interface (DVI)
●
Notebook Computers
●
SIM Ports
●
10/100 Ethernet
Dimensions DFN2010P5
Pin Configuration
Mechanical Characteristics
●
Package: DFN2010P5
●
Lead Finish: Lead Free
●
UL Flammability Classification Rating 94V-0
●
Quantity Per Reel:3,000pcs
●
Reel Size:7 inch
Rev : 01.06.2014
1/3
www.leiditech.com
Absolute Maximum Ratings(Tamb=25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Peak Pulse Power (8/20µs)
Ppp
75
W
ESD per IEC 61000−4−2 (Air)
VESD
±17
Kv
ESD per IEC 61000−4−2 (Contact)
±15
Operating Temperature Range
TJ
-55 to +125
℃
Storage Temperature Range
TSTJ
-55 to +150
℃


Số phần tương tự - ULC7534P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ULC7534P5 LEIDITECH-ULC7534P5 Datasheet
1Mb / 9P
ULTRA LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
logo
UN Semiconducctor INC
ULC7534P5 UNSEMI-ULC7534P5 Datasheet
1Mb / 8P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
Revision March 1,2022
ULC7534PS5 UNSEMI-ULC7534PS5 Datasheet
4Mb / 8P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
Revision March 1,2022
More results

Mô tả tương tự - ULC7534P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ESD9D5V LEIDITECH-ESD9D5V Datasheet
121Kb / 3P
USB 2.0 power and data line
ESDA3.3CW-4 LEIDITECH-ESDA3.3CW-4 Datasheet
125Kb / 3P
USB 2.0 power and data line
LC03CI LEIDITECH-LC03CI Datasheet
259Kb / 3P
USB 2.0 power and data line
LC0504F LEIDITECH-LC0504F Datasheet
129Kb / 3P
USB 2.0 power and data line
LC0511CCW LEIDITECH-LC0511CCW Datasheet
405Kb / 4P
USB 2.0 power and data line
SD05 LEIDITECH-SD05 Datasheet
140Kb / 3P
USB 2.0 power and data line
SD24C LEIDITECH-SD24C Datasheet
131Kb / 3P
USB 2.0 power and data line
SM08 LEIDITECH-SM08 Datasheet
133Kb / 3P
USB 2.0 power and data line
SMC36 LEIDITECH-SMC36 Datasheet
129Kb / 3P
USB 2.0 power and data line
ULC052010P5 LEIDITECH-ULC052010P5 Datasheet
197Kb / 3P
USB 3.1 power and data line
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com