công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CT3041VT2-G bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - CT Micro International Corporation

tên linh kiện CT3041VT2-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  250V/400V Zero Cross 6-Pin Phototriac Optocoupler
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CTMICRO [CT Micro International Corporation]
Trang chủ  http://www.ct-micro.com/
Logo CTMICRO - CT Micro International Corporation

CT3041VT2-G bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - CT Micro International Corporation

Back Button CT3041VT2-G Datasheet HTML 4Page - CT Micro International Corporation CT3041VT2-G Datasheet HTML 5Page - CT Micro International Corporation CT3041VT2-G Datasheet HTML 6Page - CT Micro International Corporation CT3041VT2-G Datasheet HTML 7Page - CT Micro International Corporation CT3041VT2-G Datasheet HTML 8Page - CT Micro International Corporation CT3041VT2-G Datasheet HTML 9Page - CT Micro International Corporation CT3041VT2-G Datasheet HTML 10Page - CT Micro International Corporation CT3041VT2-G Datasheet HTML 11Page - CT Micro International Corporation CT3041VT2-G Datasheet HTML 12Page - CT Micro International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
CT Micro
Rev 1
Proprietary & Confidential
Page 9
Jul, 2014
CT3031, CT3032, CT3033
CT3041, CT3042, CT3043
250V/400V Zero Cross 6-Pin Phototriac Optocoupler
Ordering Information
CT303X(V)(Y)(Z)-G, CT304X(V)(Y)(Z)-G
X = Part No. (X=1,2,3)
V = VDE Option (V or None)
Y = Lead form option (S, SL, M or none)
Z = Tape and reel option (T1, T2 or none)
G= Material option (G: Green, None: Non-green)
Option
Description
Quantity
None
Standard 6 Pin Dip
50Units/Tube
M
Gullwing (400mil) Lead Forming
50Units/Tube
S(T1)
Surface Mount Lead Forming – With Option 1 Taping
1000 Units/Reel
S(T2)
Surface Mount Lead Forming – With Option 2 Taping
1000 Units/Reel
SL(T1)
Surface Mount (Low Profile) Lead Forming– With Option 1 Taping
1000 Units/Reel
SL(T2)
Surface Mount (Low Profile) Lead Forming – With Option 2 Taping
1000 Units/Reel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com