công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CT814AVSLMT2 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - CT Micro International Corporation

tên linh kiện CT814AVSLMT2
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC Input 4-Pin Phototransistor Optocoupler
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CTMICRO [CT Micro International Corporation]
Trang chủ  http://www.ct-micro.com/
Logo CTMICRO - CT Micro International Corporation

CT814AVSLMT2 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - CT Micro International Corporation

Back Button CT814AVSLMT2 Datasheet HTML 7Page - CT Micro International Corporation CT814AVSLMT2 Datasheet HTML 8Page - CT Micro International Corporation CT814AVSLMT2 Datasheet HTML 9Page - CT Micro International Corporation CT814AVSLMT2 Datasheet HTML 10Page - CT Micro International Corporation CT814AVSLMT2 Datasheet HTML 11Page - CT Micro International Corporation CT814AVSLMT2 Datasheet HTML 12Page - CT Micro International Corporation CT814AVSLMT2 Datasheet HTML 13Page - CT Micro International Corporation CT814AVSLMT2 Datasheet HTML 14Page - CT Micro International Corporation CT814AVSLMT2 Datasheet HTML 15Page - CT Micro International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 15 page
background image
CT Micro
Rev 2
Proprietary & Confidential
Page 14
Apr, 2015
CT814 Series
AC Input 4-Pin Phototransistor Optocoupler
Reflow Profile
Profile Feature
Pb-Free Assembly Profile
Temperature Min. (Tsmin)
150°C
Temperature Max. (Tsmax)
200°C
Time (ts) from (Tsmin to Tsmax)
60-120 seconds
Ramp-up Rate (tL to tP)
3°C/second max.
Liquidous Temperature (TL)
217°C
Time (tL) Maintained Above (TL)
60 – 150 seconds
Peak Body Package Temperature
260°C +0°C / -5°C
Time (tP) within 5°C of 260°C
30 seconds
Ramp-down Rate (TP to TL)
6°C/second max
Time 25°C to Peak Temperature
8 minutes max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com