công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CT3063STB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - CT Micro International Corporation

tên linh kiện CT3063STB
Giải thích chi tiết về linh kiện  6Pin Zero Cross TRIAC Driver Coupler
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CTMICRO [CT Micro International Corporation]
Trang chủ  http://www.ct-micro.com/
Logo CTMICRO - CT Micro International Corporation

CT3063STB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - CT Micro International Corporation

  CT3063STB Datasheet HTML 1Page - CT Micro International Corporation CT3063STB Datasheet HTML 2Page - CT Micro International Corporation CT3063STB Datasheet HTML 3Page - CT Micro International Corporation CT3063STB Datasheet HTML 4Page - CT Micro International Corporation CT3063STB Datasheet HTML 5Page - CT Micro International Corporation CT3063STB Datasheet HTML 6Page - CT Micro International Corporation CT3063STB Datasheet HTML 7Page - CT Micro International Corporation CT3063STB Datasheet HTML 8Page - CT Micro International Corporation CT3063STB Datasheet HTML 9Page - CT Micro International Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
CT Micro
CT Micro
Rev 1
Proprietary & Confidential
Page 1
Aug, 2013
CT303X, CT304X, CT306X, CT308X
6Pin Zero Cross TRIAC Driver Coupler
Package Outline
Schematic
Note: Different bending options available. See package
dimension.
Features
High isolation 5000 VRMS
Peak Breakdown Voltage
250V
– CT303X
400V
– CT304X
600V
– CT306X
800V
– CT308X
Temperature range - 55 °C to 100 °C
Applications
Motor Controls
Lamp ballasts
Static AC Power Switch
Solenoid/ Valve Control
Description
The CT303X, CT304X, CT306X and CT308X series
consists of a Zero Cross Photo Triac optically
coupled to a gallium arsenide Infrared-emitting
diode in a 6-lead DIP package with bending options.


Số phần tương tự - CT3063STB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CT Micro International ...
CT3063ST1 CTMICRO-CT3063ST1 Datasheet
966Kb / 12P
600V/800V Zero Cross 6-Pin Phototriac Optocoupler
CT3063ST1-G CTMICRO-CT3063ST1-G Datasheet
966Kb / 12P
600V/800V Zero Cross 6-Pin Phototriac Optocoupler
CT3063ST2 CTMICRO-CT3063ST2 Datasheet
966Kb / 12P
600V/800V Zero Cross 6-Pin Phototriac Optocoupler
CT3063ST2-G CTMICRO-CT3063ST2-G Datasheet
966Kb / 12P
600V/800V Zero Cross 6-Pin Phototriac Optocoupler
More results

Mô tả tương tự - CT3063STB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharp Corporation
PC3SD21NXZCF SHARP-PC3SD21NXZCF Datasheet
344Kb / 17P
Zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
PC3SD21NTZBF SHARP-PC3SD21NTZBF Datasheet
344Kb / 17P
Zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
PC3SF21YVZAF SHARP-PC3SF21YVZAF Datasheet
297Kb / 15P
Zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
PC3SD21NTZCF SHARP-PC3SD21NTZCF Datasheet
979Kb / 17P
Zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
PC3SD21YTZD SHARP-PC3SD21YTZD Datasheet
344Kb / 17P
Zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
PC3SD21YXPDF SHARP-PC3SD21YXPDF Datasheet
344Kb / 17P
Zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
PC3SD21YXPLF SHARP-PC3SD21YXPLF Datasheet
344Kb / 17P
Zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
PC3SD21YXZC SHARP-PC3SD21YXZC Datasheet
344Kb / 17P
Zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
PC3SD21YXZCF SHARP-PC3SD21YXZCF Datasheet
344Kb / 17P
Zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
PC4SD21NTZCF SHARP-PC4SD21NTZCF Datasheet
330Kb / 16P
Zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com