| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LEM78P153 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - ELAN Microelectronics Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEM78P153 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - ELAN Microelectronics Corp |
|
16 / 19 page ![]() 9RC YZ4 电容 电阻 典型频率( ,℃) 典型频率(3V,25℃) . .#$ .#$ . .#$ .#$ .#$ .#$ % #$ #$ . .#$ .#$ . #$ #$ #$ #$ % #$ #$ . #$ #$ . #$ #$ #$ #$ % .#$ #$ 4) 内部 内部 内部 内部 RC 振荡器模式 振荡器模式 振荡器模式 振荡器模式 EM78P153 8cî RC $ OP¡¢É 4MHz&îk³ 1289UV4 CAL0~CAL2 3/A8zOPº 10 ´¼ 表 10 内部 RC 模式频率标定 CAL2 CAL1 CAL0 频率(MHz) 11 1 4.02 00 0 4.24 10 0 4.48 01 0 4.73 11 0 5.02 01 1 3.83 10 1 3.66 00 1 3.51 128zUV4 128zUV4 128zUV4 128zUV4 EM78P153 c128zUV4$ªf£ß2y/0Vÿ4©2yï
/0 ]$ªf&D¤M RESET ! " 第 位()引脚 定义 为 使能, 为禁止。 第 位( ) 使能位 为 使能,为 禁止。 第 位(&)指令周期定义位 为 表 个振荡周期,为 表 个振荡周期。 第 位()和第 位() 振荡模式选择位。 表 和 定义的振荡器模式 模式 (内部 振荡器模式) (外部 振荡器模式) #'(高频 '& 振荡器模式) &'(低频 '& 振荡器模式) 第 位() 代码保密位 为 则保密,为 不保密。 |