công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MACFM-03D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - MicroPower Direct, LLC

tên linh kiện MACFM-03D
Giải thích chi tiết về linh kiện  85 to 305 VAC Input
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPD [MicroPower Direct, LLC]
Trang chủ  http://www.micropowerdirect.com
Logo MPD - MicroPower Direct, LLC

MACFM-03D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - MicroPower Direct, LLC

  MACFM-03D Datasheet HTML 1Page - MicroPower Direct, LLC MACFM-03D Datasheet HTML 2Page - MicroPower Direct, LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MicroPower Direct
We Power Your Success - For Less!
292 Page Street Ste D Stoughton, MA 02072
TEL: (781) 344-8226
FAX: (781) 344-8481
E-Mail: sales@micropowerdirect.com
www.micropowerdirect.com
www.micropowerdirect.com
www.micropowerdirect.com
Mechanical Dimensions
Pin
Function
1
GND
2IN(N)
3IN(L)
4
OUT(L)
5
OUT(N)
Pin Connections
Notes:
All dimensions are typical in inches (mm)
Tolerance x.xx = ±0.02 (±0.50)
Typical Connection
MACFM-03D filter modules operate with MPD’s ultra-miniature 1W, 3W and 5W MPL AC/DC power supplies. The
MPL units provide 1W, 3W and 5W of power from miniature SIP packages.
With these modules, the AC power supply will meet the surge requirements of EN 61000-4-5 and the EMS requirements of
EN 55022. Capacitors C1 and CY are required for proper operation of MPL units. Refer to the product datasheet for recom-
mended values. Contact the factory for information on our full range of filter products.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com