| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SMBJ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nanjing International Group Co |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SMBJ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nanjing International Group Co |
|
3 / 6 page ![]() Type Number Marking Reverse Stand-Off Voltage Breakdown Voltage Min. @I T Breakdown Voltage Max. @ I T Test Current Maximum Clamping Voltage @IPP Peak Pulse Current Reverse Leakage @VRMW (Uni) (Bi) (Uni) (Bi) VRMW(V) VBR MIN(V) VBR MAX(V) IT (mA) VC(V) IPP(A) IR(uA) SMBJ5.0 SMBJ5.0C KD AD 5.0 6.40 7.55 10 9.6 62.5 800.0 SMBJ5.0A SMBJ5.0CA KE AE 5.0 6.40 7.25 10 9.2 65.2 800.0 SMBJ6.0 SMBJ6.0C KF AF 6.0 6.67 8.45 10 11.4 52.6 800.0 SMBJ6.0A SMBJ6.0CA KG AG 6.0 6.67 7.67 10 10.3 58.3 800.0 SMBJ6.5 SMBJ6.5C KH AH 6.5 7.22 9.14 10 12.3 48.8 500.0 SMBJ6.5A SMBJ6.5CA KK AK 6.5 7.22 8.30 10 11.2 53.6 500.0 SMBJ7.0 SMBJ7.0C KL AL 7.0 7.78 9.86 10 13.3 45.1 200.0 SMBJ7.0A SMBJ7.0CA KM AM 7.0 7.78 8.95 10 12.0 50.0 200.0 SMBJ7.5 SMBJ7.5C KN AN 7.5 8.33 10.67 1.0 14.3 42.0 100.0 SMBJ7.5A SMBJ7.5CA KP AP 7.5 8.33 9.58 1.0 12.9 46.5 100.0 SMBJ8.0 SMBJ8.0C KQ AQ 8.0 8.89 11.3 1.0 15.0 40.0 50.0 SMBJ8.0A SMBJ8.0CA KR AR 8.0 8.89 10.23 1.0 13.6 44.1 50.0 SMBJ8.5 SMBJ8.5C KS AS 8.5 9.44 11.92 1.0 15.9 37.7 20.0 SMBJ8.5A SMBJ8.5CA KT AT 8.5 9.44 10.82 1.0 14.4 41.7 20.0 SMBJ9.0 SMBJ9.0C KU AU 9.0 10.0 12.6 1.0 16.9 35.5 10.0 SMBJ9.0A SMBJ9.0CA KV AV 9.0 10.0 11.5 1.0 15.4 39.0 10.0 SMBJ10 SMBJ10C KW AW 10 11.1 14.1 1.0 18.8 31.9 5.0 SMBJ10A SMBJ10CA KX AX 10 11.1 12.8 1.0 17.0 35.3 5.0 SMBJ11 SMBJ11C KY AY 11 12.2 15.4 1.0 20.1 29.9 5.0 SMBJ11A SMBJ11CA KZ AZ 11 12.2 14.0 1.0 18.2 33.0 5.0 SMBJ12 SMBJ12C LD BD 12 13.3 16.9 1.0 22.0 27.3 5.0 SMBJ12A SMBJ12CA LE BE 12 13.3 15.3 1.0 19.9 30.2 5.0 SMBJ13 SMBJ13C LF BF 13 14.4 18.2 1.0 23.8 25.2 5.0 SMBJ13A SMBJ13CA LG BG 13 14.4 16.5 1.0 21.5 27.9 5.0 ※ For Bi-directional type having VRWM of 10 Volts and less, the IR limit is double 600 Watt Surface Mount TVS |