công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RL251 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện RL251
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 AMP SILICON RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

RL251 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  RL251 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co RL251 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
.1
1.0
10
100
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (RL251 THRU RL257)
FIG.3 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
PERCENTAGE RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
0
20
40
60
80
100 120 140
.01
FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Tj=100 C
Tj=25 C
0.5
0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
AMBIENT TEMPERATURE ( C)
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive Or Inductive Load
0.375"(9.5mm) Lead Length
0.1
1.0
.01
10
50
FIG.1-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
.6
.7
.8
.9
1.0
1.1
1.2
1.3
3.0
Tj=25 C
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
70
60
50
40
30
20
10
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
30
0
60
90
120
150
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com