| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CD4050BC bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CD4050BC bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - National Semiconductor (TI) |
|
5 / 6 page ![]() Schematic Diagrams CD4049UBMCD4049UBC 1 of 6 Identical Units TLF5971 – 3 CD4050BMCD4050BC 1 of 6 Identical Units TLF5971 – 4 Switching Time Waveforms TLF5971 – 5 Typical Applications CMOS to TTL or CMOS at a Lower VDD TLF5971 – 6 Note VDD1 t VDD2 Note In the case of the CD4049UBMCD4049UBC the output drive capability increases with increasing input voltage Eg If VDD1 e 10V the CD4049UBM CD4049UBC could drive 4 TTL loads 5 |