công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EV1HMC7992LP3D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Analog Devices

tên linh kiện EV1HMC7992LP3D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nonreflective, Silicon SP4T Switch, 0.1 GHz to 6.0 GHz
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EV1HMC7992LP3D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Analog Devices

  EV1HMC7992LP3D Datasheet HTML 1Page - Analog Devices EV1HMC7992LP3D Datasheet HTML 2Page - Analog Devices EV1HMC7992LP3D Datasheet HTML 3Page - Analog Devices EV1HMC7992LP3D Datasheet HTML 4Page - Analog Devices EV1HMC7992LP3D Datasheet HTML 5Page - Analog Devices EV1HMC7992LP3D Datasheet HTML 6Page - Analog Devices EV1HMC7992LP3D Datasheet HTML 7Page - Analog Devices EV1HMC7992LP3D Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EV1HMC7992LP3D Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
HMC7992
Data Sheet
Rev. 0 | Page 2 of 13
TABLE OF CONTENTS
Features .............................................................................................. 1
Applications....................................................................................... 1
Functional Block Diagram .............................................................. 1
General Description ......................................................................... 1
Revision History ............................................................................... 2
Specifications..................................................................................... 3
Digital Control Voltages .............................................................. 4
Bias and Supply Current.............................................................. 4
Absolute Maximum Ratings............................................................ 5
ESD Caution.................................................................................. 5
Pin Configuration and Function Descriptions............................. 6
Interface Schematics..................................................................... 6
Typical Performance Characteristics ..............................................7
Insertion Loss, Isolation, and Return Loss ................................7
Input Compression and Input Third-Order Intercept
(0.1 GHz to 6.0 GHz)....................................................................9
Input Compression and Input Third-Order Intercept (10 kHz
to 1 GHz)..................................................................................... 10
Theory of Operation ...................................................................... 11
Applications Information .............................................................. 12
Outline Dimensions....................................................................... 13
Ordering Guide .......................................................................... 13
REVISION HISTORY
1/16—Revision 0: Initial Version



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com