công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC8038LP4CE bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện HMC8038LP4CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Isolation, Silicon SPDT, Nonreflective Switch, 0.1 GHz to 6.0 GHz
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC8038LP4CE bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button HMC8038LP4CE Datasheet HTML 3Page - Analog Devices HMC8038LP4CE Datasheet HTML 4Page - Analog Devices HMC8038LP4CE Datasheet HTML 5Page - Analog Devices HMC8038LP4CE Datasheet HTML 6Page - Analog Devices HMC8038LP4CE Datasheet HTML 7Page - Analog Devices HMC8038LP4CE Datasheet HTML 8Page - Analog Devices HMC8038LP4CE Datasheet HTML 9Page - Analog Devices HMC8038LP4CE Datasheet HTML 10Page - Analog Devices HMC8038LP4CE Datasheet HTML 11Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
Data Sheet
HMC8038
Rev. A | Page 11 of 11
OUTLINE DIMENSIONS
4.10
4.00 SQ
3.90
0.39
0.33
0.27
2.55
2.40 SQ
2.25
1
0.65
BSC
BOTTOM VIEW
TOP VIEW
16
5
8
9
12
13
4
EXPOSED
PAD
PIN 1
INDICATOR
(0.30)
0.70
0.60
0.50
SEATING
PLANE
0.05 MAX
0.02 NOM
0.20 REF
0.20 MIN
COPLANARITY
0.08
PIN 1
INDICATOR
1.00
0.90
0.80
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-220-VGGC
FOR PROPER CONNECTION OF
THE EXPOSED PAD, REFER TO
THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
1.95 REF
Figure 19. 16-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
4 mm × 4 mm Body and 0.90 mm Package Height
(CP-16-40)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
MSL Rating2
Package Description
Package Option
Branding3
HMC8038LP4CE
−40°C to +105°C
MSL3
16-lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
CP-16-40
XXXX
8038
HMC8038LP4CETR
−40°C to +105°C
MSL3
16-lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
CP-16-40
XXXX
8038
EV1HMC8038LP4C
−40°C to +105°C
Evaluation Board
1
RoHs-Compliant Part.
2
The maximum peak reflow temperature is 260°C.
3
4-digit lot number: XXXX.
©2015 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D13554-0-11/15(A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com