công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HZ2B2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện HZ2B2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

HZ2B2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  HZ2B2 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co HZ2B2 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co HZ2B2 Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co HZ2B2 Datasheet HTML 4Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
HZ Series
Characteristics at Ta = 25 OC (VF = 1 V Max. at IF = 100 mA)
Zener Voltage
1)
Reverse Leakage Current
Dynamic Resistance
VZ
at lZT
IR
at VR
ZZT
at lZT
Type
Min. (V)
Max. (V)
(mA)
Max. (µA)
(V)
Max. (Ω)
(mA)
HZ4C3
4.2
4.4
5
5
1
100
5
HZ5A1
4.3
4.5
5
5
1.5
100
5
HZ5A2
4.4
4.6
5
5
1.5
100
5
HZ5A3
4.5
4.7
5
5
1.5
100
5
HZ5B1
4.6
4.8
5
5
1.5
100
5
HZ5B2
4.7
4.9
5
5
1.5
100
5
HZ5B3
4.8
5
5
5
1.5
100
5
HZ5C1
4.9
5.1
5
5
1.5
100
5
HZ5C2
5
5.2
5
5
1.5
100
5
HZ5C3
5.1
5.3
5
5
1.5
100
5
HZ6A1
5.2
5.5
5
5
2
40
5
HZ6A2
5.3
5.6
5
5
2
40
5
HZ6A3
5.4
5.7
5
5
2
40
5
HZ6B1
5.5
5.8
5
5
2
40
5
HZ6B2
5.6
5.9
5
5
2
40
5
HZ6B3
5.7
6
5
5
2
40
5
HZ6C1
5.8
6.1
5
5
2
40
5
HZ6C2
6
6.3
5
5
2
40
5
HZ6C3
6.1
6.4
5
5
2
40
5
HZ7A1
6.3
6.6
5
1
3.5
15
5
HZ7A2
6.4
6.7
5
1
3.5
15
5
HZ7A3
6.6
6.9
5
1
3.5
15
5
HZ7B1
6.7
7
5
1
3.5
15
5
HZ7B2
6.9
7.2
5
1
3.5
15
5
HZ7B3
7
7.3
5
1
3.5
15
5
HZ7C1
7.2
7.6
5
1
3.5
15
5
HZ7C2
7.3
7.7
5
1
3.5
15
5
HZ7C3
7.5
7.9
5
1
3.5
15
5
HZ9A1
7.7
8.1
5
1
5
20
5
HZ9A2
7.9
8.3
5
1
5
20
5
HZ9A3
8.1
8.5
5
1
5
20
5
HZ9B1
8.3
8.7
5
1
5
20
5
HZ9B2
8.5
8.9
5
1
5
20
5
HZ9B3
8.7
9.1
5
1
5
20
5
HZ9C1
8.9
9.3
5
1
5
20
5
HZ9C2
9.1
9.5
5
1
5
20
5
HZ9C3
9.3
9.7
5
1
5
20
5
HZ11A1
9.5
9.9
5
1
7.5
25
5
HZ11A2
9.7
10.1
5
1
7.5
25
5
HZ11A3
9.9
10.3
5
1
7.5
25
5
HZ11B1
10.2
10.6
5
1
7.5
25
5
HZ11B2
10.4
10.8
5
1
7.5
25
5
HZ11B3
10.7
11.1
5
1
7.5
25
5
HZ11C1
10.9
11.3
5
1
7.5
25
5
HZ11C2
11.1
11.6
5
1
7.5
25
5
HZ11C3
11.4
11.9
5
1
7.5
25
5



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com