công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI3WVR12612ZLE bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI3WVR12612ZLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Video Switch
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI3WVR12612ZLE bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Pericom Semiconductor Corporation

Back Button PI3WVR12612ZLE Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3WVR12612ZLE Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3WVR12612ZLE Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3WVR12612ZLE Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3WVR12612ZLE Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3WVR12612ZLE Datasheet HTML 10Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3WVR12612ZLE Datasheet HTML 11Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3WVR12612ZLE Datasheet HTML 12Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3WVR12612ZLE Datasheet HTML 13Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
11
PI3WVR12612
HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Video Switch
www.pericom.com
12/03/15
All trademarks are property of their respective owners.
4pF
CL
VDD
200-ohm
Pulse
Generator
D.U.T
SEL
PA
PB
COM
0V/3V
3V/0V
Test Circuit for Electrical Characteristics(1-5)
Notes:
1. CL = Load capacitance: includes jig and probe capacitance.
2. RT = Termination resistance: should be equal to ZOUT of the Pulse Generator
3. All input impulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR ≤ MHz, ZO = 50Ω, tR ≤ 2.5ns, tF ≤ 2.5ns.
4. The outputs are measured one at a time with one transition per measurement.
Switching Waveforms
Voltage Waveforms Enable and Disable Times
Test Condition
Output 1 Test Conditon
Output 2 Test Conditon
PA = Low
PA = High
PB = High
PB = Low
Tsw a-b
50%
50%
VDD
VOH
0V
VOL
Tsw b-a
Output 1
Output 2
VOL
VOH
SEL
50%
50%
15-0175



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com