công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI5A3166TAEX bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI5A3166TAEX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage SPST 0.8(ohm) Analog Switch
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI5A3166TAEX bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI5A3166TAEX Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5A3166TAEX Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5A3166TAEX Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5A3166TAEX Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5A3166TAEX Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5A3166TAEX Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5A3166TAEX Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5A3166TAEX Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5A3166TAEX Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-0003
PT0444-1
09/23/15
9
PI5A3166
Low Voltage SPST 0.8Ω Analog Switch
CE (SC70-5)
Ordering Information
Part Number
Package Code
Package
Top Marking
PI5A3166CEX
C
Lead Free and Green SC70-5 (C)
Tape & reel
pP
PI5A3166TAEX
TA
Lead Free and Green SOT23-5 (TA)
Tape & reel
pP
Notes:
E = Pb-free and Green
Adding X Suffix= Tape/Reel
Pericom Semiconductor Corporation  1-800-435-2336  www.pericom.com
SYMBOL
MIN
MAX
A
0.90
1.10
A1
0.00
0.10
A2
0.90
1.00
b
0.15
0.35
c
0.08
0.15
D
2.00
2.20
E
1.15
1.35
E1
2.15
2.45
e
e1
1.20
1.40
L
0.26
0.46
θ
0°
8°
PKG.
DIMENSIONS(MM)
0.65TYP
Note:
1) Controlling dimensions in millimeters.
2) Ref: JEDEC MO-203B/AA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com