công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZMM8V2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Olitech Electronics Co.Ltd

tên linh kiện ZMM8V2
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZENER DIODES
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OLITECH [Olitech Electronics Co.Ltd]
Trang chủ  http://olitech-elec.com/En_index.asp
Logo OLITECH - Olitech Electronics Co.Ltd

ZMM8V2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Olitech Electronics Co.Ltd

  ZMM8V2 Datasheet HTML 1Page - Olitech Electronics Co.Ltd ZMM8V2 Datasheet HTML 2Page - Olitech Electronics Co.Ltd ZMM8V2 Datasheet HTML 3Page - Olitech Electronics Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Page:P3-P1
Glass-Encapsulate Diodes
ZENER DIODES
FEATURES
MECHANICAL DATA
LL-34(SOD-80)
3.5
0.4±0.1
Cathode indification
Dimensions in millimeters
±0.2
Case: LL34 glass case
Terminals: solderable per MIL - STD - 202, method 208
Polarity:color band denotes cathode
Mounting position:any
Weight:0.05 grams
Power Dissipation: 0.5 W
Tolerance: 5% common & 2% is on request
Glass sealed
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25
unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Power Dissipation
Ptot
500
1)
mW
W
Junction Temperature
Tj
175
O
C
Storage Temperature Range
TS
- 55 to + 175
O
C
1) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 8 mm from case
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Max.
Unit
Thermal Resistance Junction to Ambient Air
RthA
0.3
1)
K/mW
Forward Voltage
at IF = 100 mA
VF
1
V
1) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 8 mm from case.
ZMM2V0--ZMM75 (BZV55C)
Email: info@olitech-elec.com
Website: www.olitech-elec.com
OLITECH ELECTRONICS CO. LTD.
±
±


Số phần tương tự - ZMM8V2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
ZMM8V2 DIODES-ZMM8V2 Datasheet
59Kb / 3P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18005 Rev. H-3
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ZMM8V2 SEMTECH_ELEC-ZMM8V2 Datasheet
456Kb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
ZMM8V2 PACELEADER-ZMM8V2 Datasheet
268Kb / 8P
SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
ZMM8V2 HTSEMI-ZMM8V2 Datasheet
1Mb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Yea Shin Technology Co....
ZMM8V2 YEASHIN-ZMM8V2 Datasheet
1Mb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - ZMM8V2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4728CG EIC-1N4728CG Datasheet
33Kb / 2P
ZENER DIODES
HZ6L EIC-HZ6L Datasheet
30Kb / 2P
ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
FLZ2V2_0609 FAIRCHILD-FLZ2V2_0609 Datasheet
625Kb / 8P
Zener Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BZG03C BILIN-BZG03C Datasheet
106Kb / 3P
ZENER DIODES
DL4728 BILIN-DL4728 Datasheet
195Kb / 3P
ZENER DIODES
BZY97 BILIN-BZY97 Datasheet
239Kb / 5P
ZENER DIODES
U1ZB6.8 BILIN-U1ZB6.8 Datasheet
155Kb / 3P
ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
ZPD1 GOOD-ARK-ZPD1 Datasheet
414Kb / 9P
Zener Diodes
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
ZENER DIODES Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com