công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB91F528U bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - SPANSION

tên linh kiện MB91F528U
Giải thích chi tiết về linh kiện  This document states the current technical specifications regarding
PDF  241 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB91F528U bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - SPANSION

Back Button MB91F528U Datasheet HTML 25Page - SPANSION MB91F528U Datasheet HTML 26Page - SPANSION MB91F528U Datasheet HTML 27Page - SPANSION MB91F528U Datasheet HTML 28Page - SPANSION MB91F528U Datasheet HTML 29Page - SPANSION MB91F528U Datasheet HTML 30Page - SPANSION MB91F528U Datasheet HTML 31Page - SPANSION MB91F528U Datasheet HTML 32Page - SPANSION MB91F528U Datasheet HTML 33Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 241 page
background image
D a t a S h e e t
26
MB91F528_DS705-00016-1v0-E, March 28, 2014
CONFIDENTIAL
Pin Number
Pin Name
I/O
circuit
type
*
1
Function
*
2
144
176
208
BGA
416
41
51
59
AE5
P057
-
G
General-purpose I/O port
RDY_0
-
External Bus RDY input pin (0)
SCK10_1
-
Multi-function serial ch.10 clock I/O pin(1)
AN42
-
ADC analog 42 input pin
ICU8_0
-
Input capture ch.8 input pin(0)
TRG0_2
-
PPG trigger 0 input pin(2)
PPG1_1
-
PPG ch.1 output pin(1)
ICU1_1
-
Input capture ch.1 input pin(1)
TIN6_1
-
Reload timer ch.6 event input pin(1)
-
56
64
AC7
P182
-
A
General-purpose I/O port
PPG42_0
-
PPG ch.42 output pin(0)
-
-
65
AE6
P210
-
Q
General-purpose I/O port
SCK14_0/SCL14
-
Multi-function serial ch.14 clock I/O pin(0)/
I
2C bus serial clock I/O pin
AN55
-
ADC analog 55 input pin
PPG50_0
-
PPG ch.50 output pin(0)
AIN2_1
-
U/D counter ch.2 AIN input pin(1)
-
-
66
AC8
P211
-
Q
General-purpose I/O port
SOT14_0/SDA14
-
Multi-function serial ch.14 serial data output
pin(0)/I
2C bus serial data I/O pin
AN54
-
ADC analog 54 input pin
PPG51_0
-
PPG ch.51 output pin(0)
BIN2_1
-
U/D counter ch.2 BIN input pin(1)
-
-
67
AE7
P212
-
G
General-purpose I/O port
SIN14_0
-
Multi-function serial ch.14 serial data input
pin(0)
AN53
-
ADC analog 53 input pin
FRCK6_0
-
Free-run timer 6 clock input pin(0)
ZIN2_1
-
U/D counter ch.2 ZIN input pin(1)
INT18_0
-
INT18 external interrupt input pin(0)
-
-
68
AD8
P213
-
B
General-purpose I/O port
SCS14_0
-
Serial chip select 14 I/O pin(0)
AN52
-
ADC analog 52 input pin
FRCK7_0
-
Free-run timer 7 clock input pin(0)
INT17_1
-
INT17 external interrupt input pin(1)
46
57
69
AE8
P060
-
A
General-purpose I/O port
SCS10_0
-
Serial chip select 10 I/O pin(0)
PPG2_1
-
PPG ch.2 output pin(1)
ICU2_1
-
Input capture ch.2 input pin(1)
TOT5_1
-
Reload timer ch.5 output pin(1)
INT13_0
-
INT13 external interrupt input pin(0)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com