công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AF344LB bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AF344LB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9A340NB Series are highly integrated
PDF  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AF344LB bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - SPANSION

Back Button MB9AF344LB Datasheet HTML 86Page - SPANSION MB9AF344LB Datasheet HTML 87Page - SPANSION MB9AF344LB Datasheet HTML 88Page - SPANSION MB9AF344LB Datasheet HTML 89Page - SPANSION MB9AF344LB Datasheet HTML 90Page - SPANSION MB9AF344LB Datasheet HTML 91Page - SPANSION MB9AF344LB Datasheet HTML 92Page - SPANSION MB9AF344LB Datasheet HTML 93Page - SPANSION MB9AF344LB Datasheet HTML 94Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 125 page
background image
D a t a S h e e t
June 10, 2015, MB9A340NB_DS706-00039-4v0-E
87
CONFIDENTIAL
Master mode
Slave mode
 UART external clock input (EXT = 1)
(VCC = 1.65V to 3.6V, VSS = 0V, TA = - 40°C to + 85°C)
Parameter
Symbol Conditions
Value
Unit Remarks
Min
Max
Serial clock L pulse width
tSLSH
CL = 30 pF
tCYCP + 10
-
ns
Serial clock H pulse width
tSHSL
tCYCP + 10
-
ns
SCK falling time
tF
-
5
ns
SCK rising time
tR
-
5
ns
t
SHSL
VIL
VIL
VIL
V
IH
V
IH
V
IH
tR
tF
t
SLSH
tSHSL
tR
tSLSH
tF
tSLOVE
VIL
VIL
VIL
VIH
VIH
VOH
VOL
VOH
VOL
VIH
VIL
VIH
VIL
tIVSHE
tSHIXE
SCK
SOT
SIN
tSCYC
tSLOVI
VOL
VOH
VOH
VOH
VOL
VOH
VOL
VIH
VIL
VIH
VIL
tIVSHI
tSHIXI
tSOVHI
SCK
SOT
SIN
SCK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com